công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB9AF144LB bảng dữ liệu(PDF) 69 Page - SPANSION

tên linh kiện MB9AF144LB
Giải thích chi tiết về linh kiện  The MB9A140NB Series are highly integrated
PDF  121 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

MB9AF144LB bảng dữ liệu(HTML) 69 Page - SPANSION

Back Button MB9AF144LB Datasheet HTML 65Page - SPANSION MB9AF144LB Datasheet HTML 66Page - SPANSION MB9AF144LB Datasheet HTML 67Page - SPANSION MB9AF144LB Datasheet HTML 68Page - SPANSION MB9AF144LB Datasheet HTML 69Page - SPANSION MB9AF144LB Datasheet HTML 70Page - SPANSION MB9AF144LB Datasheet HTML 71Page - SPANSION MB9AF144LB Datasheet HTML 72Page - SPANSION MB9AF144LB Datasheet HTML 73Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 69 / 121 page
background image
D a t a S h e e t
66
MB9A140NB_DS706-00040-4v0-E, June 10, 2015
CONFIDENTIAL
· Low-Voltage Detection Current
(VCC = 1.65V to 3.6V, VDDI = 1.1V to 1.3V, VSS = 0V, TA = - 40°C to + 85°C)
Parameter
Symbol
Pin
name
Conditions
Value
Unit
Remarks
Typ
Max
Low-voltage
detection circuit
(LVD) power
supply current
ICCLVD
VCC
At operation
for reset
VCC = 3.6 V
0.13
0.3
μA
At not detect
At operation
for interrupt
VCC = 3.6 V
0.13
0.3
μA
At not detect
· Flash Memory Current
(VCC = 1.65V to 3.6V, VDDI = 1.1V to 1.3V, VSS = 0V, TA = - 40°C to + 85°C)
Parameter
Symbol
Pin
name
Conditions
Value
Unit
Remarks
Typ
Max
Flash memory
write/erase
current
ICCFLASH
VCC
At Write/Erase
9.5
11.2
mA
*
*: The current at which to write or erase Flash memory, ICCFLASH is added to ICC.
· A/D Converter Current
(VCC = VCC28 = AVCC = 1.65V to 3.6V, VDDI = 1.1V to 1.3V, VSS = AVSS = 0V, TA = - 40°C to +85°C)
Parameter
Symbol
Pin
name
Conditions
Value
Unit
Remarks
Typ
Max
Power supply
current
ICCAD
AVCC
At 1unit
operation
0.27
0.42
mA
At stop
0.03
10
μA
Reference power
supply current
ICCAVRH
AVRH
At 1unit
operation
AVRH=3.6 V
0.72
1.29
mA
At stop
0.02
2.6
μA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com