công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB9AF141NB bảng dữ liệu(PDF) 103 Page - SPANSION

tên linh kiện MB9AF141NB
Giải thích chi tiết về linh kiện  The MB9A140NB Series are highly integrated
PDF  121 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

MB9AF141NB bảng dữ liệu(HTML) 103 Page - SPANSION

Back Button MB9AF141NB Datasheet HTML 99Page - SPANSION MB9AF141NB Datasheet HTML 100Page - SPANSION MB9AF141NB Datasheet HTML 101Page - SPANSION MB9AF141NB Datasheet HTML 102Page - SPANSION MB9AF141NB Datasheet HTML 103Page - SPANSION MB9AF141NB Datasheet HTML 104Page - SPANSION MB9AF141NB Datasheet HTML 105Page - SPANSION MB9AF141NB Datasheet HTML 106Page - SPANSION MB9AF141NB Datasheet HTML 107Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 103 / 121 page
background image
D a t a S h e e t
100
MB9A140NB_DS706-00040-4v0-E, June 10, 2015
CONFIDENTIAL
(2) Return Factor: Reset
The return time from Low-Power consumption mode is indicated as follows. It is from releasing reset to
starting the program operation.
・ Return Count Time
(VCC = 1.65V to 3.6V, VDDI = 1.1V to 1.3V, VSS = 0V, TA = - 40°C to + 85°C)
Parameter
Symbol
Value
Unit
Remarks
Typ
Max*
Sleep mode
tRCNT
148
263
μs
High-speed CR Timer mode,
Main Timer mode,
PLL Timer mode
148
263
μs
Low-speed CR Timer mode
258
483
μs
Sub Timer mode
322
516
μs
RTC/Stop mode
278
523
μs
Deep Standby RTC mode
Deep Standby Stop mode
318
603
μs
When RAM is off
278
523
μs
When RAM is on
*: The maximum value depends on the accuracy of built-in CR.
・ Operation example of return from Low-Power consumption mode (by INITX)
INITX
tRCNT
Internal reset
CPU
Operation
Start
Reset active
Release



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com