công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB9AF141NB bảng dữ liệu(PDF) 81 Page - SPANSION

tên linh kiện MB9AF141NB
Giải thích chi tiết về linh kiện  The MB9A140NB Series are highly integrated
PDF  121 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

MB9AF141NB bảng dữ liệu(HTML) 81 Page - SPANSION

Back Button MB9AF141NB Datasheet HTML 77Page - SPANSION MB9AF141NB Datasheet HTML 78Page - SPANSION MB9AF141NB Datasheet HTML 79Page - SPANSION MB9AF141NB Datasheet HTML 80Page - SPANSION MB9AF141NB Datasheet HTML 81Page - SPANSION MB9AF141NB Datasheet HTML 82Page - SPANSION MB9AF141NB Datasheet HTML 83Page - SPANSION MB9AF141NB Datasheet HTML 84Page - SPANSION MB9AF141NB Datasheet HTML 85Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 81 / 121 page
background image
D a t a S h e e t
78
MB9A140NB_DS706-00040-4v0-E, June 10, 2015
CONFIDENTIAL
 External Ready Input Timing
(VCC = 1.65V to 3.6V, VSS = 0V, TA = - 40°C to + 85°C)
Parameter
Symbol
Pin name Conditions
Value
Unit
Remarks
Min
Max
MCLK ↑
MRDY input
setup time
tRDYI
MCLK,
MRDY
VCC ≥ 2.7 V
23
-
ns
VCC < 2.7 V
37
When RDY is input
·· ·
Over 2cycles
t
RDYI
When RDY is released
·· · ·· ·
2 cycles
tRDYI
0.5×VCC
MCLK
Original
MOEX
MWEX
MRDY
MCLK
Extended
MOEX
MWEX
MRDY



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com