công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4148WTP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Nanjing International Group Co

tên linh kiện CD4148WTP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Switching Diode
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
Trang chủ  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co

CD4148WTP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Nanjing International Group Co

  CD4148WTP Datasheet HTML 1Page - Nanjing International Group Co CD4148WTP Datasheet HTML 2Page - Nanjing International Group Co CD4148WTP Datasheet HTML 3Page - Nanjing International Group Co CD4148WTP Datasheet HTML 4Page - Nanjing International Group Co CD4148WTP Datasheet HTML 5Page - Nanjing International Group Co CD4148WTP Datasheet HTML 6Page - Nanjing International Group Co  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
3
CD4148WTP
Figure 3. Forward Current De-rating
Figure 4. Reverse Voltage De-rating
0
100
200
300
400
500
0
20
40
60
80
100 120
140 160
180 200
Tamb-Ambient Temperature/oC
0
50
100
150
200
0
20
40
60
80
100 120
140 160
180 200
Tamb-Ambient Temperature/oC
TEST CHARACTERISTICS
Test Item
Test Condition
Requirement
Solderability
Sn bath at 245±5
oC for 2±0.5s
>95% area tin covered
Resistance to Soldering Heat
Sn bath at 260±5
oC for 10±2s
VF,VR & IR within spec;
no mechanical damage
Humidity Steady State
At 85
oC 85%RH for 168hrs
VF,VR & IR within spec
Continue Forward Operating Life
At 25
oC I
F =1.1IF for 1000hrs
VF,VR & IR within spec
Thermal Shock
-55 ±5
oC/5min to 150±5oC/5min
for 10cycles
VF,VR & IR within spec
Bending Strength
Bending up to 2mm for 1cycle
VF,VR & IR within spec;
no mechanical damage



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com