công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PI90LV032A bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Pericom Semiconductor Corporation

tên linh kiện PI90LV032A
Giải thích chi tiết về linh kiện  3V LVDS High-Speed Differential Line Receivers
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PERICOM [Pericom Semiconductor Corporation]
Trang chủ  http://www.pericom.com
Logo PERICOM - Pericom Semiconductor Corporation

PI90LV032A bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Pericom Semiconductor Corporation

  PI90LV032A Datasheet HTML 1Page - Pericom Semiconductor Corporation PI90LV032A Datasheet HTML 2Page - Pericom Semiconductor Corporation PI90LV032A Datasheet HTML 3Page - Pericom Semiconductor Corporation PI90LV032A Datasheet HTML 4Page - Pericom Semiconductor Corporation PI90LV032A Datasheet HTML 5Page - Pericom Semiconductor Corporation PI90LV032A Datasheet HTML 6Page - Pericom Semiconductor Corporation PI90LV032A Datasheet HTML 7Page - Pericom Semiconductor Corporation PI90LV032A Datasheet HTML 8Page - Pericom Semiconductor Corporation PI90LV032A Datasheet HTML 9Page - Pericom Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
9
PS8423D
11/11/08
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
PI90LV032A/PI90LV028A/PI90LV018A
3V LVDS High-Speed Differential Line Receivers
Pericom Semiconductor Corporation • 1-800-435-2336 • www.pericom.com
OrderingInformation
Notes:
1.
Thermal characteristics can be found on the company web site at www.pericom.com/packaging/
Ordering Code
Package Code
Package Description
PI90LV032AWE
W
Pb-free & Green, 16-pin SOIC
PI90LV032ALE
L
Pb-free & Green, 16-pin TSSOP
PI90LV028AWE
W
Pb-free & Green, 8-pin SOIC
PI90LV028AUE
U
Pb-free & Green, 8-pin MSOP
PI90LV018AWE
W
Pb-free & Green, 8-pin SOIC
PI90LV018AUE
U
Pb-free & Green, 8-pin MSOP
Packaging Mechanical: 8-Pin Mini Small Outline (MSOP) - U
08-0295



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com