công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1065360 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SICK AG

tên linh kiện 1065360
Giải thích chi tiết về linh kiện  LEVEL SENSORS
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SICK [SICK AG]
Trang chủ  http://www.sick.com/
Logo SICK - SICK AG

1065360 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SICK AG

  1065360 Datasheet HTML 1Page - SICK AG 1065360 Datasheet HTML 2Page - SICK AG 1065360 Datasheet HTML 3Page - SICK AG 1065360 Datasheet HTML 4Page - SICK AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
LFP2400-G1NMB | LFP Inox
LEVEL SENSORS
Illustration may differ
Ordering information
Type
Part no.
LFP2400-G1NMB
1065360
Other models and accessories
www.sick.com/LFP_Inox
Detailed technical data
Features
Medium
Fluids
Measurement
Switch, Continuous
Design
Standard
Probe length
2,400 mm
Process pressure
–1 bar ... 16 bar
Process temperature
–20 °C ... +150 °C
GOST approval
✔
UL approval
✔
RoHS certificate
✔
IO-Link
✔
EHEDG approval
✔
Performance
Accuracy of sensor element
± 5 mm
Repeatability
≤ 2 mm
Resolution
< 2 mm
Response time
< 400 ms 1)
Dielectricity constant
≥ 5 for mono probe
≥ 1.8 with coaxial tube
Conductivity
No limitation
Deactivated area at end of probe
10 mm 2)
MTTF
194.3 years (EN ISO 13849-1)
1) Dependent on measuring mode (high speed < 400 ms, high accuracy < 2,800 ms).
2) With water under reference conditions.
2
FLUID SENSORS | SICK
Online data sheet | 2016-05-14 19:16:26
Subject to change without notice



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com