công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

6048410 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - SICK AG

tên linh kiện 6048410
Giải thích chi tiết về linh kiện  ULTRASONIC SENSORS
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SICK [SICK AG]
Trang chủ  http://www.sick.com/
Logo SICK - SICK AG

6048410 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - SICK AG

  6048410 Datasheet HTML 1Page - SICK AG 6048410 Datasheet HTML 2Page - SICK AG 6048410 Datasheet HTML 3Page - SICK AG 6048410 Datasheet HTML 4Page - SICK AG 6048410 Datasheet HTML 5Page - SICK AG 6048410 Datasheet HTML 6Page - SICK AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
UM18-217165101 | UM18
ULTRASONIC SENSORS
Connection diagram
L+
Q/¯Q
1
4
brn
blk
Teach-in
2
wht
3
M
blu
Detection area
UM1x-x17
0
50
(1.97)
250
(9.84)
150
(5.91)
200
(7.87)
100
(3.94)
100
(3.94)
50
(1.97)
0
Detection area in mm (inch)
Detection area in mm (inch)
50
(1.97)
100
(3.94)
5
3
2
1
4
①  Sensing range dependent on reflection properties, size and orientation of the object
②  Limiting range
③  Working range
④  Example object: aligned plate 500 mm x 500 mm
⑤  Example object: pipe with 10 mm diameter
Recommended accessories
Other models and accessories
www.sick.com/UM18
Brief description
Type
Part no.
Universal bar clamp systems
Plate H for universal clamp bracket, steel, zinc coated, universal clamp and mounting
hardware included
BEF-KHS-H01
2022465
Mounting brackets and mounting plates
4
DISTANCE SENSORS | SICK
Online data sheet | 2016-05-02 22:08:07
Subject to change without notice



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com