| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SMPP bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SMPP bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. |
|
7 / 10 page ![]() 7 77 Surface Mount Plastic PIN Diodes Rev. V22 SMPP Series 7 7 M/A-COM Technology Solutions Inc. (MACOM) and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice. Visit www.macom.com for additional data sheets and product information. For further information and support please visit: https://www.macom.com/support 7 Case Styles F D H J A G L C E B K N M SOT-23 (Case Style 287) INCHES MILLIMETERS DIM. MIN. MAX. MIN. MAX. A 0.048 1.22 B 0.008 0.20 C 0.040 1.00 D 0.013 0.020 0.35 0.50 E 0.003 0.006 0.08 0.15 F 0.110 0.119 2.80 3.00 G 0.047 0.056 1.20 1.40 H 0.037 typical 0.95 typical J 0.075 typical 1.90 typical K 0.103 2.60 L 0.024 0.60 DIM. GRADIENT M 10 max.6 N 2 . . .30 6. Applicable on all sides SOT-23 Case Style 287 SC-70, 3 Lead (Case Style 1146) INCHES MILLIMETERS DIM. MIN. MAX. MIN. MAX. A 0.071 0.087 1.80 2.21 B 0.045 0.053 1.14 1.35 C 0.071 0.094 1.80 2.39 D 0.047 0.057 1.19 1.45 E 0.010 0.016 0.25 0.41 F 0.031 0.039 0.79 1.00 G 0.000 0.004 0.00 0.10 H 0.004 0.10 0.007 0.18 J 0.004 0.10 0.010 0.25 A E D J H G F 10 M A X . C B SC-79 (Case Style 1279) INCHES MILLIMETERS DIM. MIN. MAX. MIN. MAX. A .0197 .0276 0.50 0.70 B 0.003 0.008 0.07 0.20 C 0.006 0.010 0.15 0.25 D 0.010 0.014 0.25 0.35 E 0.059 0.067 1.50 1.70 F 0.043 0.051 1.09 1.30 G .0098 nominal 0.250 nominal H .0433 nominal 1.10 nominal I .027 .035 0.68 0.89 |
|
|
Link URL |
| Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Liên kết đến bảng dữ liệu | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |