công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HMC455LP3 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Hittite Microwave Corporation

tên linh kiện HMC455LP3
Giải thích chi tiết về linh kiện  InGaP HBT 1/2 Watt High IP3 AMPLIFIER, 1.7 - 2.5 GHz
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HITTITE [Hittite Microwave Corporation]
Trang chủ  http://www.hittite.com
Logo HITTITE - Hittite Microwave Corporation

HMC455LP3 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Hittite Microwave Corporation

  HMC455LP3 Datasheet HTML 1Page - Hittite Microwave Corporation HMC455LP3 Datasheet HTML 2Page - Hittite Microwave Corporation HMC455LP3 Datasheet HTML 3Page - Hittite Microwave Corporation HMC455LP3 Datasheet HTML 4Page - Hittite Microwave Corporation HMC455LP3 Datasheet HTML 5Page - Hittite Microwave Corporation HMC455LP3 Datasheet HTML 6Page - Hittite Microwave Corporation HMC455LP3 Datasheet HTML 7Page - Hittite Microwave Corporation HMC455LP3 Datasheet HTML 8Page - Hittite Microwave Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
MICROWAVE CORPORATION
8 - 269
For price, delivery, and to place orders, please contact Hittite Microwave Corporation:
12 Elizabeth Drive, Chelmsford, MA 01824 Phone: 978-250-3343 Fax: 978-250-3373
Order Online at www.hittite.com
8
HMC455LP3
InGaP HBT ½ Watt High IP3
AMPLIFIER, 1.7 - 2.5 GHz
v01.0604
Pin Descriptions
Pin Number
Function
Description
Interface Schematic
1, 2, 4 - 9,
11 - 16
N/C
This pin may be connected to RF ground.
3
RFIN
This pin is AC coupled.
An off chip series matching capacitor is required.
10
RFOUT
RF output and DC Bias for the output stage.
GND
Package bottom must be connected to RF/DC ground.
Application Circuit
Recommended Component Values
L1
8.2 nH
C1
2.2 µF
C2, C3
3.0 pF
C4
0.9 pF
C5
100 pF
Data shown is tuned for 1.85 - 2.2 GHz, contact HMC
Applications for recommended 1.7 - 1.85 GHz & 2.2 - 2.5 GHz tuning circuits.
TL1
TL2
TL3
TL4
Impedance
50 Ohm
50 Ohm
50 Ohm
50 Ohm
Physical Length
0.33”
0.18”
0.13”
0.04”
Electrical Length
34°
19°
13.5°
4°
PCB Material: 10 mil Rogers 4350, Er = 3.48



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com