công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PI6C490094LE bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Pericom Semiconductor Corporation

tên linh kiện PI6C490094LE
Giải thích chi tiết về linh kiện  1:4 24MHz Clock Buffer
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PERICOM [Pericom Semiconductor Corporation]
Trang chủ  http://www.pericom.com
Logo PERICOM - Pericom Semiconductor Corporation

PI6C490094LE bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Pericom Semiconductor Corporation

  PI6C490094LE Datasheet HTML 1Page - Pericom Semiconductor Corporation PI6C490094LE Datasheet HTML 2Page - Pericom Semiconductor Corporation PI6C490094LE Datasheet HTML 3Page - Pericom Semiconductor Corporation PI6C490094LE Datasheet HTML 4Page - Pericom Semiconductor Corporation PI6C490094LE Datasheet HTML 5Page - Pericom Semiconductor Corporation PI6C490094LE Datasheet HTML 6Page - Pericom Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
5
www.pericom.com
PI6C490094
Rev A
08/09/13
PI6C490094
1:4 24MHz Clock Buffer
C1
24pF
Crystal�(C
L�=�16pF)
C2
24pF
X1
X2
Crystal Oscillator Circuit
Typical Crystal Requirement
Parameter
Minimum
Typical
Maximum
Units
Mode of Oscillation
Fundamental
Frequency
24
MHz
Equivalent Series Resistance
(ESR)
50
Ω
Shunt Capacitance
7
pF
Drive Level
1
mW
Recommended Crystal Specification
Pericom recommends:
a) FL2400068, SMD 3.2x2.5(4P), 24MHz, CL=18pF, -20~70C, +/-20ppm, http://www.pericom.com/pdf/datasheets/se/FL.pdf
b) FL2400075, SMD 3.2x2.5(4P), 24MHz, CL=18pF, -40~85C, +/-20ppm, http://www.pericom.com/pdf/datasheets/se/FL.pdf
b) FY2400041, SMD 5x3.2(4P), 24MHz, CL=18pF, -20~70C, +/-30ppm, http://www.pericom.com/pdf/datasheets/se/FY_F9.pdf
For other crystal options, please contact Pericom sales.
Thermal Information
Symbol
Description
Condition
Q
JA
Junction-to-ambient thermal resistance
Still air
84.0 OC/W
Q
JC
Junction-to-case thermal resistance
17.0 OC/W
13-0129



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com