công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMA59 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

tên linh kiện SMA59
Giải thích chi tiết về linh kiện  Cascadable Amplifier 5 to 500 MHz
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MA-COM [M/A-COM Technology Solutions, Inc.]
Trang chủ  http://www.macomtech.com
Logo MA-COM - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

SMA59 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

  SMA59 Datasheet HTML 1Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. SMA59 Datasheet HTML 2Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. SMA59 Datasheet HTML 3Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Cascadable Amplifier
5 to 500 MHz
Rev. V3
A59 / SMA59
2
2
M/A-COM Technology Solutions Inc. (MACOM) and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice.
Visit www.macom.com for additional data sheets and product information.
For further information and support please visit:
https://www.macom.com/support
2
Outline Drawing: TO-8 *
Dimensions are inches (millimeters) ±0.015 (0.38) unless otherwise specified.
Typical Performance Curves at +25°C
Outline Drawing: Surface Mount *
Outline Drawing: SMA Connectorized *
WEIGHT: 1 gram (0.04 oz.) max
WEIGHT: 1 gram (0.04 oz.) max
WEIGHT: 19 grams (0.67 oz.) max



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com