công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLP3904 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TLP3904
Giải thích chi tiết về linh kiện  TOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED and PHOTO?묭IODE ARRAY
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP3904 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP3904_14 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP3904_14 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP3904_14 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP3904_14 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP3904_14 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP3904_14 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TLP3904_14 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
TLP3904
2014-09-01
4
I F ─ Ta
I F ─ VF
AMBIENT TEMPERATURE Ta (
°C)
FORWARD VOLTAGE VF (V)
Io ─ Vo
tON,tOFF─ CL
OUTPUT VOLTAGE Vo (V)
LOAD CAPACITANCE CL (pF)
Voc ─ I F
Isc ─ I F
FORWARD CURRENT I F (mA)
FORWARD CURRENT I F (mA)
-20
0
20
40
60
80
100
120
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
0.1
1
10
100
0.3
0.5
3
5
50
30
0
2468
10
-40
-20
0
20
40
300
3000
0.03
0.3
3
30
102
103
104
0.01
0.1
1
10
100
3
30
5
110
10
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
30
5
3
5
30
50
110
1
10
100
Ta = 25
°C
Ta = 25
°C
I F = 10 mA
Ta = 25
°C
RSH=2.2MΩ
510k
Ω
1M
Ω
2.2M
Ω
Ta = 25
°C
RSH = OPEN
Ta = 25
°C
10mA
5mA
20mA
15mA
25mA
IF =0mA
1M
Ω
510k
Ω
tON
t O FF
510k
Ω
1M
Ω
2.2M
Ω



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com