công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPX2431L bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Sipex Corporation

tên linh kiện SPX2431L
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision Adjustable Shunt Regulator
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIPEX [Sipex Corporation]
Trang chủ  http://www.sipex.com
Logo SIPEX - Sipex Corporation

SPX2431L bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Sipex Corporation

Back Button SPX2431L Datasheet HTML 3Page - Sipex Corporation SPX2431L Datasheet HTML 4Page - Sipex Corporation SPX2431L Datasheet HTML 5Page - Sipex Corporation SPX2431L Datasheet HTML 6Page - Sipex Corporation SPX2431L Datasheet HTML 7Page - Sipex Corporation SPX2431L Datasheet HTML 8Page - Sipex Corporation SPX2431L Datasheet HTML 9Page - Sipex Corporation SPX2431L Datasheet HTML 10Page - Sipex Corporation SPX2431L Datasheet HTML 11Page - Sipex Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
10
Rev. 08/13/02
SPX2431L Precision Adjustable Shunt Regulator
© Copyright 2002 Sipex Corporation
1
2
3
0.055 (1.397)
0.045 (1.143)
0.145 (3.683)
0.135 (3.429)
10° typ.
BOTTOM VIEW
0.185 (4.699)
0.045 (1.143)
0.185 (4.699)
0.175 (4.445)
0.085 (2.159) Diameter
0.090 (2.286) typ.
Seating Plane
0.016 (0.406)
0.014 (0.356)
0.055 (1.397)
0.045 (1.143)
0.105 (2.667)
0.095 (2.413)
0.500 (12.70) Min.
0.025 (0.635) Max
Uncontrolled
Lead Diameter
5° typ.
5° typ.
0.090 (2.286) Radius typ.
0.0155 (0.3937)
0.0145 (0.3683)
PACKAGE:
TO-92



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com