công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TCR2DG19 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TCR2DG19
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Noise 200 mA CMOS Low Drop-Out Regulator in ultra small package
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TCR2DG19 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TCR2DG19 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TCR2DG19 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TCR2DG19 Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TCR2DG19 Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor TCR2DG19 Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor TCR2DG19 Datasheet HTML 12Page - Toshiba Semiconductor TCR2DG19 Datasheet HTML 13Page - Toshiba Semiconductor TCR2DG19 Datasheet HTML 14Page - Toshiba Semiconductor TCR2DG19 Datasheet HTML 15Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
TCR2DG series
2014-03-01
11
6) Quiescent Current vs. Ambient Temperature
VOUT=3.0V
Input voltage VIN (V)
CIN = 0.47 μF, COUT = 1 μF
IOUT = 0 mA
VOUT=3.0V
Ambient Temperature Ta (℃)
VOUT=1.2V
Ambient Temperature Ta (℃)
Ambient Temperature Ta (℃)
VOUT=1.8V
CIN = 0.47 μF, COUT = 1 μF
IOUT = 0 mA , VIN=2.2V
CIN = 0.47 μF, COUT = 1 μF
IOUT = 0 mA , VIN=2.8V
CIN = 0.47 μF, COUT = 1 μF
IOUT = 0 mA , VIN=4.0V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com