| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SP813LCP bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Sipex Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SP813LCP bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Sipex Corporation |
|
5 / 18 page ![]() 5 SP705DS/09 SP705 Low Power Microprocessor Supervisory Circuits © Copyright 2000 Sipex Corporation 1.25V 4.65V (4.40V for the SP708) VCC RESET GENERATOR 250 µA MR VCC RESET SP707 SP708 PFI PFO GND RESET Figure 3. Internal Block Diagram for the SP707/708 Figure 2. Internal Block Diagram for the SP705/706/813L/813M SP705 SP706 SP813L SP813M GND * For the SP813L/813M only 1.25V 4.65V (4.40V for the SP706 and SP813M) VCC TIMEBASE FOR RESET AND WATCHDOG WATCHDOG TIMER RESET GENERATOR WATCHDOG TRANSITION DETECTOR 250 µA MR VCC RESET/RESET* WDO PFI PFO WDI |