| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SP691AEN/TR bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Sipex Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SP691AEN/TR bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Sipex Corporation |
|
3 / 24 page ![]() Date: 5/25/04 SP691A/693A/800L/800M Low Power Microprocessor Supervisor with Battery Switch-Over © Copyright 2004 Sipex Corporation 3 S R E T E M A R A P. N I M. P Y T. X A MS T I N US N O I T I D N O C w o L t u p t u O N O T T A B e g a t l o V 1 . 0 7 . 0 4 . 0 5 . 1 V I K N I S A m 2 . 3 = I K N I S A m 5 2 = t r o h S t u p t u O N O T T A B t n e r r u C t i u c r i C1 0 6 5 10 0 1 A m µA t n e r r u c k n i s t n e r r u c e c r u o s R E M I T G O D H C T A W D N A , E N I L W O L , T E S E R e g a t l o V d l o h s e r h T t e s e R0 5 . 4 5 2 . 4 0 6 . 4 5 3 . 4 5 6 . 4 0 4 . 4 5 6 . 4 0 4 . 4 5 7 . 4 0 5 . 4 0 7 . 4 5 4 . 4 V A 1 9 6 P S A 3 9 6 P S L 0 0 8 P S M 0 0 8 P S s i s e r e t s y H d l o h s e r h T t e s e R5 1V mk a e p - o t - r e t n e c V C C y a l e D T E S E R o t0 8 µs n w o d r e w o p y a l e D T E S E R o t E N I L W O L0 0 8s nn w o d r e w o p d o i r e P t u o e m i T e v i t c A t e s e R r o t a ll i c s O l a n r e t n I e h t r o f 0 4 10 0 20 8 2s mp u - r e w o p d o i r e P t u o e m i T e v i t c A t e s e R , k c o l C l a n r e t x E e h t r o f 4 E T O N 8 4 0 2 k c o l c s e l c y c p u - r e w o p r o f d o i r e P t u o e m i T g o d h c t a W r o t a ll i c s O l a n r e t n I e h t 0 . 1 0 7 6 . 1 0 0 1 5 2 . 2 0 4 1 c e s s m d o i r e p g n o l d o i r e p t r o h s r o f d o i r e P t u o e m i T g o d h c t a W 4 E T O N , k c o l C l a n r e t x E e h t 6 9 0 4 4 2 0 1 k c o l c s e l c y c d o i r e p g n o l d o i r e p t r o h s t u p n I g o d h c t a W m u m i n i M h t d i W e s l u P 0 0 1s nV L I V , V 8 . 0 = H I V x 5 7 . 0 = C C e g a t l o V t u p t u O T E S E R 5 . 3 4 0 0 . 0 1 . 0 3 . 0 4 . 0V I K N I S 0 5 = µ V , A C C V , V 1 = C C g n il l a f I K N I S V , A m 2 . 3 = C C V 5 2 . 4 = I E C R U O S V , A m 6 . 1 = C C V 5 = t i u c r i C - t r o h S t u p t u O T E S E R t n e r r u C 70 2A mt n e r r u c e c r u o s t u p t u o , w o L e g a t l o V t u p t u O T E S E R 5 E T O N 1 . 04 . 0V I K N I S A m 2 . 3 = e g a t l o V t u p t u O E N I L W O L 5 . 3 1 . 04 . 0 V I K N I S V , A m 2 . 3 = C C V 5 2 . 4 = I E C R U O S 1 = µ V , A C C V 5 = t r o h S t u p t u O E N I L W O L t n e r r u C t i u c r i C 5 10 0 1 µA t n e r r u c e c r u o s t u p t u o e g a t l o V t u p t u O O D W 5 . 3 1 . 04 . 0 V I K N I S A m 2 . 3 = I E C R U O S 0 0 5 = µ V , A C C V 5 = t i u c r i C - t r o h S t u p t u O O D W t n e r r u C 30 1A mt n e r r u c e c r u o s t u p t u o V CC = +4.75V to +5.5V for the SP691A/800L, VCC = +4.5V to +5.5V for the SP693A/800M, VBATT = +2.8V, and TAMB = TMIN to TMAX unless otherwise noted. Typical values apply at T AMB=+25 OC. ELECTRICAL CHARACTERISTICS |