| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SP8052 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Sipex Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SP8052 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Sipex Corporation |
|
4 / 4 page ![]() ADVANCED SP8052 Rev 2.2 (12-04-03) SP8052 – High Speed 12 Channel PDIC SIPEX RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES TO THIS DATASHEET. CALL FOR UPDATES: 1-978-667-8700. SIPEX CONFIDENTIAL, ADVANCED & PROPRIETARY. DO NOT DISTRIBUTE OR COPY page 4 of 4 ORDERING INFORMATION Part number Temperature range Package Type SP8052 -30 + 80 0C 16-pin Chip-On-Board (COB) |