công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SP8050A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Sipex Corporation

tên linh kiện SP8050A
Giải thích chi tiết về linh kiện  8 Channel, 150MHz Fully Integrated PDIC Receiver with Gain Switching
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIPEX [Sipex Corporation]
Trang chủ  http://www.sipex.com
Logo SIPEX - Sipex Corporation

SP8050A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Sipex Corporation

  SP8050A Datasheet HTML 1Page - Sipex Corporation SP8050A Datasheet HTML 2Page - Sipex Corporation SP8050A Datasheet HTML 3Page - Sipex Corporation SP8050A Datasheet HTML 4Page - Sipex Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
3
Rev. 4/30/03
SP8050A, 8 Channel, 150MHz PDIC Receiver with Gain Switching
© Copyright 2003 Sipex Corporation
150
21
72.5
5
L
K
J
I
D
C
B
A
21
5
150
64.75
150
72.5
5
H
G
F
E
5
150
64.75
16 - 0.25
P0.5 x 7 = 3.5
4 ± 0.1
1
16
4.9 ± 0.1
3.9 ± 0.1
3.7 ± 0.1
Detected
Surface
PIN NUMBER
NAME
1VREF
2
SW1
3
SW2
4
H+L
5
G+K
6
F+J
7
E+I
8, 9
GND
10
A
11
B
12
RF-
13
RF+
14
C
15
D
16
VCC
PDIC (8ch + RF + GAIN - SW)
(12-divided detector)
Package Size (Unit: mm)
Package Size (Unit:
µm)
0.35
PACKAGE: 16 PIN COB



Html Pages

1 2 3 4