công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SP6660CU bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Sipex Corporation

tên linh kiện SP6660CU
Giải thích chi tiết về linh kiện  200mA Charge Pump Inverter or Doubler
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIPEX [Sipex Corporation]
Trang chủ  http://www.sipex.com
Logo SIPEX - Sipex Corporation

SP6660CU bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Sipex Corporation

Back Button SP6660CU Datasheet HTML 7Page - Sipex Corporation SP6660CU Datasheet HTML 8Page - Sipex Corporation SP6660CU Datasheet HTML 9Page - Sipex Corporation SP6660CU Datasheet HTML 10Page - Sipex Corporation SP6660CU Datasheet HTML 11Page - Sipex Corporation SP6660CU Datasheet HTML 12Page - Sipex Corporation SP6660CU Datasheet HTML 13Page - Sipex Corporation SP6660CU Datasheet HTML 14Page - Sipex Corporation SP6660CU Datasheet HTML 15Page - Sipex Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 22 page
background image
SP6660DS/11
SP6660 200mA Charge Pump Inverter or Doubler
© Copyright 2000 Sipex Corporation
11
Figure 17. Output Noise and Ripple - Doubler LF
Figure 18. Output Noise and Ripple - Inverter LF
Figure 19. Output Noise and Ripple - Doubler HF
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
V
IN = +3.6V, TAMB = 25
oC unless otherwise noted. LF = Low Frequency, FC = Open, C1 = C2 = 150
µF.
HF = High Frequency, FC = V+, C1 = C2 = 22
µF. Inverter Circuit use Figure 1. Doubler Circuit use Figure 2.
Figure 20. Output Noise and Ripple - Inverter HF
V
IN = 3.6V
V
OUT = 6.66V
I
L = 100mA
V
IN = 3.6V
V
OUT = -3.06V
I
L = 100mA
V
IN = 3.6V
V
OUT = 6.66V
I
L = 100mA
V
IN = 3.6V
V
OUT = -3.06V
I
L = 100mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com