công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM2611AMF/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM2611AMF/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Cuk Converter
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM2611AMF/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button LM2611AMF/NOPB Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM2611AMF/NOPB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM2611AMF/NOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM2611AMF/NOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM2611AMF/NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM2611AMF/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM2611AMF/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM2611AMF/NOPB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM2611AMF/NOPB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 22 page
background image
220
225
230
235
240
245
250
255
260
-50
0
50
100
150
TEMPERATURE (
oC)
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
-50
0
50
100
150
TEMPERATURE (
oC)
Off Threshold
On Threshold
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
-50
0
50
100
150
TEMPERATURE (
oC)
-25
25
75
125
4.2
4.25
4.3
4.35
4.4
4.45
0
5
10
15
VIN (V)
-1.232
-1.230
-1.228
-1.226
-1.224
-1.222
-1.220
-1.218
-55
-30
-5
20
45
70
95
120
TEMPERATURE (
oC)
-1.25
-1.245
-1.24
-1.235
-1.23
-1.225
-1.22
-1.215
0
5
10
15
VIN (V)
LM2611
www.ti.com
SNOS965J – JUNE 2001 – REVISED DECEMBER 2015
Typical Characteristics (continued)
TA = 25°C
VOUT = −5 V
VIN = 5 V
Figure 7. VNFB vs VIN
Figure 8. VNFB vs Ambient Temperature
TA = 25°C
VOUT = −5 V
VIN = 3.5 V
VOUT = −5 V
Figure 9. INFB vs VIN
Figure 10. INFB vs Ambient Temperature
VIN = 5 V
Figure 12. VSHUTDOWN vs Ambient Temperature
Figure 11. Iq vs Ambient Temperature (No Load)
Copyright © 2001–2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
7
Product Folder Links: LM2611



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com