công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SP3232EBCN bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Sipex Corporation

tên linh kiện SP3232EBCN
Giải thích chi tiết về linh kiện  True 3.0V to 5.5V RS-232 Transceivers
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIPEX [Sipex Corporation]
Trang chủ  http://www.sipex.com
Logo SIPEX - Sipex Corporation

SP3232EBCN bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Sipex Corporation

Back Button SP3232EBCN Datasheet HTML 12Page - Sipex Corporation SP3232EBCN Datasheet HTML 13Page - Sipex Corporation SP3232EBCN Datasheet HTML 14Page - Sipex Corporation SP3232EBCN Datasheet HTML 15Page - Sipex Corporation SP3232EBCN Datasheet HTML 16Page - Sipex Corporation SP3232EBCN Datasheet HTML 17Page - Sipex Corporation SP3232EBCN Datasheet HTML 18Page - Sipex Corporation SP3232EBCN Datasheet HTML 19Page - Sipex Corporation SP3232EBCN Datasheet HTML 20Page - Sipex Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 20 page
background image
Date:02/27/05
SP3222EB/3232EB True +3.0 to +5.5V RS-232 Transceivers
© Copyright 2005 Sipex Corporation
16
D
ALTERNATE
END PINS
(BOTH ENDS)
D1 = 0.005" min.
(0.127 min.)
E
PACKAGE: PLASTIC
DUAL–IN–LINE
(NARROW)
A = 0.210" max.
(5.334 max).
E1
C
Ø
L
A2
A1 = 0.015" min.
(0.381min.)
B
B1
e = 0.100 BSC
(2.540 BSC)
eA = 0.300 BSC
(7.620 BSC)
DIMENSIONS (Inches)
Minimum/Maximum
(mm)
A2
B
B1
C
D
E
E1
L
Ø
16–PIN
0.115/0.195
(2.921/4.953)
0.014/0.022
(0.356/0.559)
0.045/0.070
(1.143/1.778)
0.008/0.014
(0.203/0.356)
0.780/0.800
(19.812/20.320)
0.300/0.325
(7.620/8.255)
0.240/0.280
(6.096/7.112)
0.115/0.150
(2.921/3.810)
0°/ 15°
(0°/15°)
18–PIN
0.115/0.195
(2.921/4.953)
0.014/0.022
(0.356/0.559)
0.045/0.070
(1.143/1.778)
0.008/0.014
(0.203/0.356)
0.880/0.920
(22.352/23.368)
0.300/0.325
(7.620/8.255)
0.240/0.280
(6.096/7.112)
0.115/0.150
(2.921/3.810)
0°/ 15°
(0°/15°)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20