công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SP3223UCA/TR bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Sipex Corporation

tên linh kiện SP3223UCA/TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Speed Intelligent 3.0V to 5.5V RS-232 Transceivers
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIPEX [Sipex Corporation]
Trang chủ  http://www.sipex.com
Logo SIPEX - Sipex Corporation

SP3223UCA/TR bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Sipex Corporation

Back Button SP3223UCA/TR Datasheet HTML 16Page - Sipex Corporation SP3223UCA/TR Datasheet HTML 17Page - Sipex Corporation SP3223UCA/TR Datasheet HTML 18Page - Sipex Corporation SP3223UCA/TR Datasheet HTML 19Page - Sipex Corporation SP3223UCA/TR Datasheet HTML 20Page - Sipex Corporation SP3223UCA/TR Datasheet HTML 21Page - Sipex Corporation SP3223UCA/TR Datasheet HTML 22Page - Sipex Corporation SP3223UCA/TR Datasheet HTML 23Page - Sipex Corporation SP3223UCA/TR Datasheet HTML 24Page - Sipex Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 24 page
background image
Date: 5/25/04
SP3223U/3243U +3.0V to +5.5V RS-232 Transceivers
© Copyright 2004 Sipex Corporation
23
D2
NX K
NX L
E2
NX K
NX b
0.80
0.90
1.00
0
0.02
0.05
Dimensions in
(mm)
32 PIN
QFN
JEDECMO220
(VHHD-4)
0
0.65
1.00
0.20 REF
0.35
0.40
0.45
A
A1
A2
A3
D
E
D2
L
MIN
NOM
MAX
3.50
3.65
3.80
E2
3.50
3.65
3.80
ND
5.00 BSC
5.00 BSC
8
NE
8
32 PIN QFN
e
0.50 BSC
b
0.18
0.25
0.30
Ø
0º
-
14º
N
32
e
D
E
SEATING PLANE
A1
A
4X غ
A3
A2
K
0.20
-
-
PACKAGE: 32 PIN QFN



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com