công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP70SL1K4AI bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Advanced Power Electronics Corp.

tên linh kiện AP70SL1K4AI
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast Switching Characteristic
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  A-POWER [Advanced Power Electronics Corp.]
Trang chủ  http://www.a-power.com.tw
Logo A-POWER - Advanced Power Electronics Corp.

AP70SL1K4AI bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Advanced Power Electronics Corp.

  AP70SL1K4AI Datasheet HTML 1Page - Advanced Power Electronics Corp. AP70SL1K4AI Datasheet HTML 2Page - Advanced Power Electronics Corp. AP70SL1K4AI Datasheet HTML 3Page - Advanced Power Electronics Corp. AP70SL1K4AI Datasheet HTML 4Page - Advanced Power Electronics Corp. AP70SL1K4AI Datasheet HTML 5Page - Advanced Power Electronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
AP70SL1K4AI
0.37Ω
Fig 7. Gate Charge Characteristics
Fig 8. Typical Capacitance Characteristics
Fig 9. Maximum Safe Operating Area
Fig10. Effective Transient Thermal Impedance
Fig 11. Total Power Dissipation
Fig 12. Normalized BVDSS v.s. Junction
Temperature
4
0.1
1
10
100
1000
10000
0
100
200
300
400
500
600
700
V DS , Drain-to-Source Voltage (V)
f=1.0MHz
C iss
C oss
C rss
0
2
4
6
8
10
12
0
4
8
12
16
Q G , Total Gate Charge (nC)
I D =1.5A
V DS =480V
0.001
0.01
0.1
1
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
t , Pulse Width (s)
PDM
Duty factor = t/T
Peak Tj = PDM x Rthjc + TC
t
T
0.02
0.01
0.05
0.1
0.2
Duty factor=0.5
Single Pulse
0.001
0.01
0.1
1
10
1
10
100
1000
V DS , Drain-to-Source Voltage (V)
T C =25
o C
Single Pulse
10us
100us
1ms
10ms
100ms
DC
0
10
20
30
40
0
50
100
150
T C , Case Temperature (
o C )
Operation in this area
limited by RDS(ON)
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2
-100
-50
0
50
100
150
T j , Junction Temperature (
o C)
I D =1mA
.



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com