công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD9993BBCZRL bảng dữ liệu(PDF) 51 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD9993BBCZRL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Mixed-Signal Front End (MxFE)
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9993BBCZRL bảng dữ liệu(HTML) 51 Page - Analog Devices

Back Button AD9993BBCZRL Datasheet HTML 47Page - Analog Devices AD9993BBCZRL Datasheet HTML 48Page - Analog Devices AD9993BBCZRL Datasheet HTML 49Page - Analog Devices AD9993BBCZRL Datasheet HTML 50Page - Analog Devices AD9993BBCZRL Datasheet HTML 51Page - Analog Devices AD9993BBCZRL Datasheet HTML 52Page - Analog Devices AD9993BBCZRL Datasheet HTML 53Page - Analog Devices AD9993BBCZRL Datasheet HTML 54Page - Analog Devices AD9993BBCZRL Datasheet HTML 55Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 51 / 56 page
background image
Data Sheet
AD9993
Rev. A | Page 51 of 56
DDS TUNING WORD FOR TONE 1 REGISTER
Address: 0x061, Reset: 0x00, Name: DDS_TW1_0
Table 61. Bit Descriptions for DDS_TW1_0
Bits
Bit Name
Description
Reset
Access
[7:0]
DDS_TW1_0
32-bit tuning word for Tone 1 combined by DDS_TW1_3, DDS_TW1_2,
DDS_TW1_1, and DDS_TW1_0. The default configuration is for 50 MHz
when working with 500 MHz DAC clock.
0x0
RW
DDS TUNING WORD FOR TONE 1 REGISTER
Address: 0x062, Reset: 0x00, Name: DDS_TW1_1
Table 62. Bit Descriptions for DDS_TW1_1
Bits
Bit Name
Description
Reset
Access
[7:0]
DDS_TW1_1
32-bit tuning word for Tone 1 combined by DDS_TW1_3, DDS_TW1_2,
DDS_TW1_1, and DDS_TW1_0. The default configuration is for 50 MHz
when working with 500 MHz DAC clock.
0x0
RW



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com