công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPC832 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NEC

tên linh kiện UPC832
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bipolar Analog Integrated Circuit
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPC832 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NEC

Back Button UPC832 Datasheet HTML 4Page - NEC UPC832 Datasheet HTML 5Page - NEC UPC832 Datasheet HTML 6Page - NEC UPC832 Datasheet HTML 7Page - NEC UPC832 Datasheet HTML 8Page - NEC UPC832 Datasheet HTML 9Page - NEC UPC832 Datasheet HTML 10Page - NEC UPC832 Datasheet HTML 11Page - NEC UPC832 Datasheet HTML 12Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
µPC832,4062
データ・シート G13980JJ3V0DS00
9
85
1
4
0.42
+0.08
−0.07
0.12 M
1.27
0.78 MAX.
1.49
1.59
±0.21
0.1
±0.1
0.17
+0.08
−0.07
5.2
+0.17
−0.20
0.6
±0.2
1.1
±0.2
4.4
±0.15
6.5 0.3
±
8ピン・プラスチック SOP(225 mil)外形図(単位 : mm)
S8GM-50-225B-5
端子先端形状詳細図
3
°+7°
−3
°
0.10 S
S



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12