công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SCM1245MF bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - Sanken electric

tên linh kiện SCM1245MF
Giải thích chi tiết về linh kiện  500V / 600V High Voltage Three-phase Motor Driver ICs
PDF  60 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANKEN [Sanken electric]
Trang chủ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

SCM1245MF bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - Sanken electric

Back Button SCM1245MF Datasheet HTML 38Page - Sanken electric SCM1245MF Datasheet HTML 39Page - Sanken electric SCM1245MF Datasheet HTML 40Page - Sanken electric SCM1245MF Datasheet HTML 41Page - Sanken electric SCM1245MF Datasheet HTML 42Page - Sanken electric SCM1245MF Datasheet HTML 43Page - Sanken electric SCM1245MF Datasheet HTML 44Page - Sanken electric SCM1245MF Datasheet HTML 45Page - Sanken electric SCM1245MF Datasheet HTML 46Page - Sanken electric Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 60 page
background image
SCM1200MF Series
SCM1200MF-DSJ Rev.1.1
SANKEN ELECTRIC CO.,LTD.
42
Feb. 19, 2016
http://www.sanken-ele.co.jp/en
© SANKEN ELECTRIC CO.,LTD. 2015
15.3.1.2. SCM1242MF, SCM1263MF, SCM1243MF
Figure 15-29.
IGBT VCE(SAT) vs. IC
Figure 15-30.
Freewheeling diode VF vs. IF
15.3.1.3. SCM1265MF, SCM1245MF
Figure 15-31.
IGBT VCE(SAT) vs. IC
Figure 15-32.
Freewheeling diode VF vs. IF
15.3.1.4. SCM1256MF, SCM1246MF
Figure 15-33.
IGBT VCE(SAT) vs. IC
Figure 15-34.
Freewheeling diode VF vs. IF
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
I
C (A)
125°C
25°C
75°C
VCC=15V
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
I
F (A)
75°C
125°C
25°C
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
I
C (A)
75°C
125°C
25°C
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
I
F (A)
75°C
125°C
25°C
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
2
4
6
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
I
C (A)
25°C
75°C
125°C
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
2
4
6
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
I
F (A)
75°C
125°C
25°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com