công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACT4808N-D bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Aeroflex Circuit Technology

tên linh kiện ACT4808N-D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Transceivers for MACAIR (A3818, A4905, A5232, A5690) and MIL-STD-1553A/B
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AEROFLEX [Aeroflex Circuit Technology]
Trang chủ  http://www.aeroflex.com
Logo AEROFLEX - Aeroflex Circuit Technology

ACT4808N-D bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Aeroflex Circuit Technology

  ACT4808N-D Datasheet HTML 1Page - Aeroflex Circuit Technology ACT4808N-D Datasheet HTML 2Page - Aeroflex Circuit Technology ACT4808N-D Datasheet HTML 3Page - Aeroflex Circuit Technology ACT4808N-D Datasheet HTML 4Page - Aeroflex Circuit Technology ACT4808N-D Datasheet HTML 5Page - Aeroflex Circuit Technology ACT4808N-D Datasheet HTML 6Page - Aeroflex Circuit Technology ACT4808N-D Datasheet HTML 7Page - Aeroflex Circuit Technology ACT4808N-D Datasheet HTML 8Page - Aeroflex Circuit Technology ACT4808N-D Datasheet HTML 9Page - Aeroflex Circuit Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
6
SCD4808N Rev B
RX DATA IN
TX DATA OUT
RX DATA IN
R
R
Zo
Zo
Data
Bus
Wire
B
B'
A
A'
1 : N
Isolation
Transformer
Terminal
1 : 1.414
Coupling
Transformer
Isolation
Resistors
R = 0.75 ZO
Pair
TX DATA OUT
Terminal Input Impedance B – B'
MIL-STD-1553B para 4.5.2.1.2.3
1K
Ω minimum. 75KHz – 1MHz
TRANSCEIVER
UNDER TEST
FIGURE 3 – DATABUS INTERFACE USING TRANSFORMER COUPLING
RX DATA IN
TX DATA OUT
RX DATA IN
55
Ω
55
Ω
Zo
Zo
Data
Bus
Wire
B
B'
A
A'
1 : N
Isolation
Transformer
Pair
TX DATA OUT
Terminal Input Impedance B – B'
MIL-STD-1553B para 4.5.2.2.2.3
2K
Ω minimum. 75KHz – 1MHz
TRANSCEIVER
UNDER TEST
FIGURE 4 – DATABUS INTERFACE USING DIRECT COUPLING
Terminal
RX DATA OUT
RX DATA OUT
RX DATA OUT
RX DATA OUT
Transformer turns ratio:
N = 1
Recommend Technitrol 1553-1
Transformer turns ratio:
N = 0.707
Recommend Technitrol 1553-1
(FIGURE 9, MIL-STD-1553B)
(FIGURE 10, MIL-STD-1553B)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com