công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TUSB321AI bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TUSB321AI
Giải thích chi tiết về linh kiện  TUSB321AI USB Type-C Configuration Channel Logic and Port Control with VCONN
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TUSB321AI bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Texas Instruments

Back Button TUSB321AI_15 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TUSB321AI_15 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TUSB321AI_15 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TUSB321AI_15 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TUSB321AI_15 Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TUSB321AI_15 Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TUSB321AI_15 Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TUSB321AI_15 Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TUSB321AI_15 Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 21 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE STENCIL DESIGN
12X (0.2)
8X (0.5)
4X (0.67)
2X (0.4)
(1.5)
(1.3)
6X (0.4)
(R
) TYP
0.05
X2QFN - 0.4 mm max height
RWB0012A
PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD
4221631/A 12/2014
NOTES: (continued)
4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
design recommendations.
SYMM
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.1 mm THICK STENCIL
PADS 1,2,7 & 8
96% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA
SCALE:50X
1
2
3
6
7
8
9
12
SYMM
METAL
8X



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com