công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD9531 bảng dữ liệu(PDF) 78 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD9531
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-Channel Clock Generator, 24 Outputs
PDF  88 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9531 bảng dữ liệu(HTML) 78 Page - Analog Devices

Back Button AD9531 Datasheet HTML 74Page - Analog Devices AD9531 Datasheet HTML 75Page - Analog Devices AD9531 Datasheet HTML 76Page - Analog Devices AD9531 Datasheet HTML 77Page - Analog Devices AD9531 Datasheet HTML 78Page - Analog Devices AD9531 Datasheet HTML 79Page - Analog Devices AD9531 Datasheet HTML 80Page - Analog Devices AD9531 Datasheet HTML 81Page - Analog Devices AD9531 Datasheet HTML 82Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 78 / 88 page
background image
AD9531
Data Sheet
Register Address
ROM Profile Number
0
1
2
3
4
5
6 … 15
PLL2
0x0200
0x02
0x02
0x02
0x02
0x02
0x02
These profiles are all reserved
0x0201
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x0202
0x01
0x01
0x01
0x01
0x01
0x01
0x0203
0x032
0x032
0x032
0x032
0x032
0x032
0x0204
0x04
0x04
0x04
0x04
0x04
0x04
0x0205
0x04
0x03
0x03
0x03
0x04
0x03
0x0206
0x08
0x08
0x08
0x08
0x08
0x08
0x0207
0x08
0x08
0x08
0x08
0x08
0x08
0x0208
0x03
0x04
0x03
0x03
0x03
0x04
0x0209
0x08
0x08
0x08
0x08
0x08
0x08
0x020A
0x08
0x08
0x08
0x08
0x08
0x08
0x020B
0x08
0x08
0x08
0x08
0x08
0x08
0x020C
0x04
0x04
0x03
0x03
0x04
0x04
0x020D
0x08
0x08
0x08
0x08
0x08
0x08
0x020E
0x08
0x08
0x08
0x08
0x08
0x08
0x020F
0x08
0x08
0x08
0x08
0x08
0x08
0x0210
0x04
0x04
0x03
0x03
0x04
0x04
0x0211
0x08
0x08
0x08
0x08
0x08
0x08
0x0212
0x08
0x08
0x08
0x08
0x08
0x08
0x0213
0x08
0x08
0x08
0x08
0x08
0x08
0x0214
0x08
0x08
0x08
0x08
0x08
0x08
PLL3
0x0300
0x01
0x00
0x01
0x00
0x01
0x00
These profiles are all reserved
0x0301
0x00
0x01
0x00
0x01
0x00
0x01
0x0302
0x00
0x4B
0x00
0x4B
0x00
0x4B
0x0303
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x0304
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x0305
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x0306
0x00
0x01
0x00
0x01
0x00
0x01
0x0307
0x00
0x0F
0x00
0x0F
0x00
0x0F
0x0308
0x00
0x28
0x00
0x28
0x00
0x28
0x0309
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x030A
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x030B
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x030C
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x030D
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x030E
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
ROM PROFILE 16 TO ROM PROFILE 31
Table 73. ROM Contents for ROM Profile 16 to ROM Profile 31
Register Address
ROM Profile Number 16 … ROM Profile Number 31
Status Controls
0x0083
These profiles are all reserved
0x0084
0x0085
Rev. 0 | Page 78 of 88



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88