công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1022650 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SICK AG

tên linh kiện 1022650
Giải thích chi tiết về linh kiện  MEASURING AUTOMATION LIGHT GRIDS
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SICK [SICK AG]
Trang chủ  http://www.sick.com/
Logo SICK - SICK AG

1022650 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SICK AG

  1022650 Datasheet HTML 1Page - SICK AG 1022650 Datasheet HTML 2Page - SICK AG 1022650 Datasheet HTML 3Page - SICK AG 1022650 Datasheet HTML 4Page - SICK AG 1022650 Datasheet HTML 5Page - SICK AG 1022650 Datasheet HTML 6Page - SICK AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
MLG5-1150F513 | MLG
MEASURING AUTOMATION LIGHT GRIDS
2
AUTOMATION LIGHT GRIDS | SICK
Online data sheet | 2016-01-29 09:44:08
Subject to change without notice
Ordering information
Type
Part no.
MLG5-1150F513
1022650
Other models and accessories
www.sick.de/MLG
Detailed technical data
Features
Technology
Sender/receiver
Minimum detectable object (MDO)
Cross beam, 30 mm
Beam separation
50 mm
Number of beams
≥ 24
Detection height
1,150 mm
Configuration
Triple cross beam
Performance
Maximum range
7 m 1)
Minimum range
Cross beam: ≥ 840 mm
Working range
5 m
Response time
Cross beam ≥ 13.8 ms 2)
1) No reserve for environmental issue and deterioration of the diode.
2) With resistive load.
Interfaces
Switching output
1 x PNP
Connection type
Male connector M12, 5-pin
Fieldbus, industrial network
-
Type of fieldbus integration
-
Mechanics/electronics
Wave length
Infrared light, 880 nm
Supply voltage Vs
DC 18 V ... 30 V 1)
Power consumption sender
≥ 188 mA 2)
1) Without load.
2) Without load with 24 V.
3) Typical value.



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com