| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SC221 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Semtech Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SC221 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Semtech Corporation |
|
2 / 14 page ![]() 2 SC221 x Pin Configuration Marking Information Ordering Information Device Package SC221ULTRT (1)(2) MLPD-UT 8 Lead SC221EVB Evaluation Board Notes: (1) Available in tape and reel only. A reel contains 3000 devices. (2) Device is lead-free, halogen-free, and RoHS/WEEE compliant. SW PVIN VOUT FB PGND AGND AVIN EN MLPD-UT 8 Lead, θ JA = 38 °C/W |