công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EX77424-B2SW bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Axiomtek Co., Ltd.

tên linh kiện EX77424-B2SW
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hardened Managed 24-port 10/100BASE and 4-port Gigabit Ethernet Switch with SFP options
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AXIOMTEK [Axiomtek Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.axiomtek.com/
Logo AXIOMTEK - Axiomtek Co., Ltd.

EX77424-B2SW bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Axiomtek Co., Ltd.

  EX77424-B2SW Datasheet HTML 1Page - Axiomtek Co., Ltd. EX77424-B2SW Datasheet HTML 2Page - Axiomtek Co., Ltd. EX77424-B2SW Datasheet HTML 3Page - Axiomtek Co., Ltd. EX77424-B2SW Datasheet HTML 4Page - Axiomtek Co., Ltd. EX77424-B2SW Datasheet HTML 5Page - Axiomtek Co., Ltd. EX77424-B2SW Datasheet HTML 6Page - Axiomtek Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
EX77000 Series
www.EtherWAN.com
6
rev. A4
Ordering Information - continued
PowerInputInterface(Z)
T
± 48VDC (Terminal Block)
W
88 - 370VDC and 90 - 264VAC (Terminal Block)
C
90 - 264VAC (AC Inlet)
TR
± 48VDC Redundant (Terminal Block)
WR
88 - 370VDC and 90 - 264VAC Redundant (Terminal Block)
CR
90 - 264VAC Redundant (AC Inlet)



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com