công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EX83241-2AB bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Axiomtek Co., Ltd.

tên linh kiện EX83241-2AB
Giải thích chi tiết về linh kiện  IEC61850/IEEE1613 Managed Hardened 16-port 10/100BASE with 2-port Gigabit combo Ethernet Switch
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AXIOMTEK [Axiomtek Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.axiomtek.com/
Logo AXIOMTEK - Axiomtek Co., Ltd.

EX83241-2AB bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Axiomtek Co., Ltd.

  EX83241-2AB Datasheet HTML 1Page - Axiomtek Co., Ltd. EX83241-2AB Datasheet HTML 2Page - Axiomtek Co., Ltd. EX83241-2AB Datasheet HTML 3Page - Axiomtek Co., Ltd. EX83241-2AB Datasheet HTML 4Page - Axiomtek Co., Ltd. EX83241-2AB Datasheet HTML 5Page - Axiomtek Co., Ltd. EX83241-2AB Datasheet HTML 6Page - Axiomtek Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
EX83000 Series
www.EtherWAN.com
4
rev. A2
Application Diagram
EX83000
EX83000
EX83000
Area Dispatch
Control Center
Substation
(161KV/69KV)
EX83000
EX83000
Substation
(161KV/69KV)
EX87000
EL1141
SE6300
IED
Sign
Senser
EL1141
EX83000
0
IP Cameras
SE6300
S
0
RTU
IED
IED
IED
RTU
SE6100
Embedded
Computer
LCD Display
SE6100
S
IED
IED
Computer
Control Center
Substation
(161KV/69KV)
40KM
Sing
le-M
od
e
30.4c
E
EX87000
α-Ring / RSTP
α-Ring / RSTP
EX83000
EX83000
Dimensions
Top
Side
Bottom
Back
Front
84mm (3.3”)
84mm (3.3”)
125mm (4.92”)
145mm (5.71”)
The EX83000 Series is deployed beside power
substations to provide high EMS operation.



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com