| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SPP07N60C2 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Infineon Technologies AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPP07N60C2 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Infineon Technologies AG |
|
12 / 14 page ![]() 2002-08-12 Page 12 SPP07N60C2, SPB07N60C2 SPA07N60C2 Final data P-TO-220-3-1 A B A 0.25 M 2.54 0.75 ±0.1 ±0.13 1.27 4.44 B 0.05 All metal surfaces tin plated, except area of cut. C 10 ±0.4 3.7 C 0.5 ±0.1 3x Metal surface min. x=7.25, y=12.3 2x ±0.2 ±0.22 1.17 ±0.2 2.51 P-TO-263-3-1 (D2-PAK) MAX. B A 0.25 M 0.1 Typical ±0.2 10 8.5 1) 0...0.15 5.08 2.54 0.75 ±0.1 1.05 ±0.1 1.27 4.4 B 0.5 ±0.1 0.05 1) 0.1 All metal surfaces: tin plated, except area of cut. 2.4 Metal surface min. x=7.25, y=6.9 A 0...0.3 B ˚ 8 |