công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WS31-500-R1K-L35-2 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ASM GmbH

tên linh kiện WS31-500-R1K-L35-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Compact OEM sensors for large order volumes
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Trang chủ  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

WS31-500-R1K-L35-2 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ASM GmbH

  WS31-500-R1K-L35-2 Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH WS31-500-R1K-L35-2 Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH WS31-500-R1K-L35-2 Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH WS31-500-R1K-L35-2 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH WS31-500-R1K-L35-2 Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH WS31-500-R1K-L35-2 Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH WS31-500-R1K-L35-2 Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH WS31-500-R1K-L35-2 Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH WS31-500-R1K-L35-2 Datasheet HTML 9Page - ASM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 54 page
background image
POSIWIRE®
WS31
Analog output
DB-WS31-E-2015-06
1.0.0 | © ASM GmbH
4/15
www.asm-sensor.com
Tel. +49 (0)8123 - 986 - 0
Analog output
Compact OEM sensors for large order
volumes
•
Measurement range up to 750 mm
•
Protection class IP50
•
Mounting selectable between mounting
brackets or spacer nuts
•
Analog output
Specifications
Output
R1K
= Potentiometer 1 KΩ
Resolution
Analog: quasi infinite
Linearity
±0.35% f.s., other values on request
Sensing device
Precision potentiometer
Housing material
Plastic, aluminium
measuring cable: stainless steel
Protection class
IP50
Connection
Potentiometer (soldering eye)
Temperature range
-15 ... +60 °C, max. 85 % RH, non condensing
Weight
Approx. 95 g
Pull-out force
250 mm:
1.5 N
500 mm:
1.7 N
750 mm:
1.2 N
EMC
EN 61326-1:2013



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com