công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SLE66CLX641P bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện SLE66CLX641P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Security & Chip Card ICs
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

SLE66CLX641P bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Infineon Technologies AG

Back Button SLE66CLX641P Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG SLE66CLX641P Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG SLE66CLX641P Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG SLE66CLX641P Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG SLE66CLX641P Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG SLE66CLX641P Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG SLE66CLX641P Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG SLE66CLX641P Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG SLE66CLX641P Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
µµ
SLE 66CLX641P
Short Product Information
6 / 11
2004-04-27
Timing performances are independent of the Type A or Type B contactless interface.
Table 1
Performance Advanced Crypto Engine
Operation
Modulus
Exponent
Calculation
Time at 5 MHz
Calculation
Time at
15 MHz
Modular Exponentiation
160 bit
160 bit
20 ms
7 ms
Modular Exponentiation
256 bit
256 bit
35 ms
12 ms
Modular Exponentiation
512 bit
512 bit
110 ms
37 ms
Modular Exponentiation
RSA Encrypt / RSA Signature Verify
1024 bit
16 bit
20 ms
7 ms
Modular Exponentiation
RSA Decrypt / RSA Signature Generate
1024 bit
1024 bit
820 ms
273 ms
Modular Exponentiation using CRT
RSA Decrypt / RSA Signature Generate
eq.1024 bit eq.1024 bit 250 ms
83 ms
DSA Signature Generate
512 bit
160 bit
145 ms
48 ms
DSA Signature Verify
512 bit
160 bit
130 ms
43 ms
DSA Signature Generate
1024 bit
160 bit
290 ms
97 ms
DSA Signature Verify
1024 bit
160 bit
360 ms
120 ms
Elliptic Curves EC-GDSA Sign. Generate 160 bit
160 bit
260 ms
87 ms
Elliptic Curves EC-GDSA Sign. Verify.
160 bit
160 bit
550 ms
183 ms



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com