| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
VPS2535H bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VPS2535H bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 30 page ![]() Block diagram and pin description VPS2535H 6/30 DocID028862 Rev 1 Figure 2. Configuration diagram PowerSSO-24 (top view) Table 2. Suggested connections for unused and not connected pins Connection / pin CurrentSense N.C. Output Input FR_Stby Floating Not allowed X(1) 1. X: do not care. XX X To ground Through 10 k Ω resistor X Not allowed Through 10 k Ω resistor Through 10 k Ω |