| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
70n60dm2 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
70n60dm2 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 12 page ![]() Package information STW70N60DM2 10/12 DocID026843 Rev 4 Table 9: TO-247 package mechanical data Dim. mm. Min. Typ. Max. A 4.85 5.15 A1 2.20 2.60 b 1.0 1.40 b1 2.0 2.40 b2 3.0 3.40 c 0.40 0.80 D 19.85 20.15 E 15.45 15.75 e 5.30 5.45 5.60 L 14.20 14.80 L1 3.70 4.30 L2 18.50 ØP 3.55 3.65 ØR 4.50 5.50 S 5.30 5.50 5.70 |