| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F446VC bảng dữ liệu(PDF) 87 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F446VC bảng dữ liệu(HTML) 87 Page - STMicroelectronics |
|
87 / 201 page ![]() DocID027107 Rev 5 87/201 STM32F446xC/E Electrical characteristics 174 IDD Supply current in Sleep mode External clock, PLL on all peripherals disabled Flash on 180 11.36 17.59 28.2 51.6 mA 168(2) 10.20 16.19 22.0 31.8 150 9.53 15.59 21.1 30.9 144(2) 8.90 14.87 19.7 28.4 120 7.35 13.24 16.5 23.3 90 6.39 12.40 15.3 21.9 60 5.28 11.17 14.1 20.7 30 4.43 10.31 13.1 19.6 25 4.23 10.12 12.85 19.30 Flash in Deep Power Down mode 180 8.3 13.44 30.72 37.20 168(2) 7.3 12.25 25.16 28.80 150 6.7 11.60 24.27 27.84 144(2) 6.1 11.08 23.25 26.28 120 4.7 9.64 20.95 23.72 90 3.8 8.80 19.77 22.57 60 2.8 7.74 18.69 21.32 30 2.0 6.89 17.66 20.40 25 1.8 6.70 17.43 20.17 Flash in STOP mode 180 8.3 13.44 30.72 37.20 168(2) 7.3 12.25 25.16 28.80 150 6.7 11.60 24.27 27.84 144(2) 6.1 11.08 23.25 26.28 120 4.7 9.64 20.95 23.72 90 3.8 8.80 19.77 22.57 60 2.8 7.74 18.69 21.32 30 2.0 6.89 17.66 20.40 25 1.8 6.70 17.43 20.17 Table 26. Typical and maximum current consumption in Sleep mode(1) (continued) Symbol Parameter Conditions fHCLK (MHz) Typ Max Unit TA = 25 °C TA = 25 °C TA = 25 °C |