| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F479AI bảng dữ liệu(PDF) 60 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F479AI bảng dữ liệu(HTML) 60 Page - STMicroelectronics |
|
60 / 208 page ![]() Pinouts and pin description STM32F479xx 60/208 DocID028010 Rev 2 M11 J4 N14 92 111 N10 PD11 I/O FT - USART3_CTS, QUADSPI_BK1_IO0, FMC_A16/FMC_CLE, EVENTOUT - M13 M2 N13 93 112 M10 PD12 I/O FT - TIM4_CH1, USART3_RTS, QUADSPI_BK1_IO1, FMC_A17/FMC_ALE, EVENTOUT - M12 H4 M15 94 113 M11 PD13 I/O FT - TIM4_CH2, QUADSPI_BK1_IO3, FMC_A18, EVENTOUT - J10 M1 - 95 114 J10 VSS S - - - - K10 - J13 96 115 J11 VDD S - - - - L12 L3 M14 97 116 L12 PD14 I/O FT - TIM4_CH3, FMC_D0, EVENTOUT - L13 L2 L14 98 117 K13 PD15 I/O FT - TIM4_CH4, FMC_D1, EVENTOUT - K13 L1 J12 99 118 H11 VDDDSI S - - - - - - - - - H10 VSS S - - - - K12 K1 K12 100 119 K12 VCAPDSI S - - - - - K2 D13 - - G13 VDD12DSI S - - - - J12 K3 M12 101 120 J12 DSIHOST_D0P I/O - - - - J13 J3 M13 102 121 J13 DSIHOST_D0N I/O - - - - K11 H1 H12 103 122 G12 VSSDSI S - - - - H12 J1 L12 104 123 H12 DSIHOST_CKP I/O - - - - H13 J2 L13 105 124 H13 DSIHOST_CKN I/O - - - - J11 - D13 106 125 - VDD12DSI S - - - - G12 H3 E12 107 126 F12 DSIHOST_D1P I/O - - - - G13 H2 E13 108 127 F13 DSIHOST_D1N I/O - - - - H11 - H12 109 128 - VSSDSI S - - - - F13 G5 L15 110 129 M13 PG2 I/O FT - FMC_A12, EVENTOUT - F12 G4 K15 111 130 M12 PG3 I/O FT - FMC_A13, EVENTOUT - E13 G2 K14 112 131 N12 PG4 I/O FT - FMC_A14/FMC_BA0, EVENTOUT - Table 10. STM32F479xx pin and ball definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset)(1) Alternate functions Additional functions |