công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD85N10F7AG bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD85N10F7AG
Giải thích chi tiết về linh kiện  High avalanche ruggedness
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD85N10F7AG bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STD85N10F7AG Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD85N10F7AG Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD85N10F7AG Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD85N10F7AG Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD85N10F7AG Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD85N10F7AG Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD85N10F7AG Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD85N10F7AG Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STD85N10F7AG Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
Test circuits
STD85N10F7AG
8/16
DocID027030 Rev 2
3
Test circuits
Figure 13. Switching times test circuit for
resistive load
Figure 14. Gate charge test circuit
Figure 15. Test circuit for inductive load
switching and diode recovery times
Figure 16. Unclamped inductive load test circuit
Figure 17. Unclamped inductive waveform
Figure 18. Switching time waveform
AM01468v1
VGS
PW
VD
RG
RL
D.U.T.
2200
μF
3.3
μF
VDD
AM01469v1
VDD
47k
Ω
1k
Ω
47k
Ω
2.7k
Ω
1k
Ω
12V
Vi=20V=VGMAX
2200
μF
PW
IG=CONST
100
Ω
100nF
D.U.T.
VG
AM01470v1
A
D
D.U.T.
S
B
G
25
Ω
A
A
B
B
RG
G
FAST
DIODE
D
S
L=100
μH
μF
3.3
1000
μF
VDD
AM01471v1
Vi
Pw
VD
ID
D.U.T.
L
2200
μF
3.3
μF
VDD
AM01472v1
V(BR)DSS
VDD
VDD
VD
IDM
ID
AM01473v1
VDS
ton
tdon
tdoff
toff
tf
tr
90%
10%
10%
0
0
90%
90%
10%
VGS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com