công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STB10N65K3 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STB10N65K3
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 650 V, 0.75 Ω typ., 10 A SuperMESH3™ Power MOSFETs in D2PAK, TO-220FP, I2PAKFP and TO-220 packages
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB10N65K3 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - STMicroelectronics

Back Button STB10N65K3 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STB10N65K3 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STB10N65K3 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STB10N65K3 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STB10N65K3 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics STB10N65K3 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics STB10N65K3 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics STB10N65K3 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics STB10N65K3 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 21 page
background image
DocID15732 Rev 4
15/21
STB10N65K3, STF10N65K3, STFI10N65K3, STP10N65K3
Package mechanical data
21
Figure 26. I2PAKFP (TO-281) drawing
Table 11. I2PAKFP (TO-281) mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A4.40
-
4.60
B2.50
2.70
D2.50
2.75
D1
0.65
0.85
E0.45
0.70
F0.75
1.00
F1
1.20
G4.95
5.20
H
10.00
10.40
L1
21.00
23.00
L2
13.20
14.10
L3
10.55
10.85
L4
2.70
3.20
L5
0.85
1.25
L6
7.30
7.50



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com