| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LSM6DS3HTR bảng dữ liệu(PDF) 102 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LSM6DS3HTR bảng dữ liệu(HTML) 102 Page - STMicroelectronics |
|
102 / 104 page ![]() Package information LSM6DS3H 102/104 DocID028370 Rev 4 Figure 21. Reel information for carrier tape of LGA-14 package Table 274. Reel dimensions for carrier tape of LGA-14 package Reel dimensions (mm) A (max) 330 B (min) 1.5 C 13 ±0.25 D (min) 20.2 N (min) 60 G 12.4 +2/-0 T (max) 18.4 |