| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F756NG bảng dữ liệu(PDF) 65 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F756NG bảng dữ liệu(HTML) 65 Page - STMicroelectronics |
|
65 / 228 page ![]() DocID027589 Rev 4 65/228 STM32F756xx Pinouts and pin description 89 - - - 83 - 102 114 J10 VSS S - - - - - - L1 84 J13 103 115 J11 VDD S - - - - 61 H8 J2 85 M14 104 116 L12 PD14 I/O FT - TIM4_CH3, UART8_CTS, FMC_D0, EVENTOUT - 62 G8 K1 86 L14 105 117 K13 PD15 I/O FT - TIM4_CH4, UART8_RTS, FMC_D1, EVENTOUT - - - - - - - 118 K12 PJ6 I/O FT - LCD_R7, EVENTOUT - - - - - - - 119 J12 PJ7 I/O FT - LCD_G0, EVENTOUT - - - - - - - 120 H12 PJ8 I/O FT - LCD_G1, EVENTOUT - - - - - - - 121 J13 PJ9 I/O FT - LCD_G2, EVENTOUT - - - - - - - 122 H13 PJ10 I/O FT - LCD_G3, EVENTOUT - - - - - - - 123 G12 PJ11 I/O FT - LCD_G4, EVENTOUT - - - - - - - 124 H11 VDD S - - - - - - - - - - 125 H10 VSS S - - - - - - - - - - 126 G13 PK0 I/O FT - LCD_G5, EVENTOUT - - - - - - - 127 F12 PK1 I/O FT - LCD_G6, EVENTOUT - - - - - - - 128 F13 PK2 I/O FT - LCD_G7, EVENTOUT - - - J1 87 L15 106 129 M13 PG2 I/O FT - FMC_A12, EVENTOUT - - - G3 88 K15 107 130 M12 PG3 I/O FT - FMC_A13, EVENTOUT - - - G5 89 K14 108 131 N12 PG4 I/O FT - FMC_A14/FMC_BA0, EVENTOUT - - - G6 90 K13 109 132 N11 PG5 I/O FT - FMC_A15/FMC_BA1, EVENTOUT - - - G4 91 J15 110 133 J15 PG6 I/O FT - DCMI_D12, LCD_R7, EVENTOUT - - - H1 92 J14 111 134 J14 PG7 I/O FT - USART6_CK, FMC_INT, DCMI_D13, LCD_CLK, EVENTOUT - Table 10. STM32F756xx pin and ball definition (continued) Pin Number Pin name (function after reset)(1) Alternate functions Additional functions |