công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGIPS30C60T-H bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGIPS30C60T-H
Giải thích chi tiết về linh kiện  SLLIMM™ small low-loss intelligent molded module IPM, 3-phase inverter - 30 A, 600 V short-circuit rugged IGBT
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGIPS30C60T-H bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STGIPS30C60T-H Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STGIPS30C60T-H Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STGIPS30C60T-H Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGIPS30C60T-H Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGIPS30C60T-H Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGIPS30C60T-H Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGIPS30C60T-H Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGIPS30C60T-H Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGIPS30C60T-H Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 19 page
background image
Electrical ratings
STGIPS30C60T-H
6/19
DocID025530 Rev 3
2.2
Thermal data
Table 6. Thermal data
Symbol
Parameter
Value
Unit
RthJC
Thermal resistance junction-case single IGBT
2.4
°C/W
Thermal resistance junction-case single diode
5
°C/W
Figure 3. Maximum IC(RMS) current vs. switching
frequency (1)
Figure 4. Maximum IC(RMS) current vs. fsine
(1)
1.
Simulated curves refer to typical IGBT parameters and maximum Rthj-c.
AM17110v1
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
Ic(RMS)
(A)
48
12
16
fsw (kHz)
3-phase sinusoidal PWM
VPN = 300 V, Modulation Index = 0.8,
PF = 0.6, Tj= 150 °C, fsine= 60 Hz
Tc = 80 °C
Tc = 100 °C
AM17111v1
8
10
12
14
16
18
20
Ic(RMS)
(A)
110
100
fsine (Hz)
3 -phase sinusoidal PWM
VPN = 300 V, Modulation Index = 0.8,
PF = 0.6, Tj= 150°C,Tc = 100 °C
fsw = 12 kHz
fsw = 16 kHz
fsw = 20 kHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com