công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGIF7CH60TS-L bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGIF7CH60TS-L
Giải thích chi tiết về linh kiện  SLLIMM™- 2nd series IPM, 3-phase inverter, 10 A, 600 V short-circuit rugged IGBTs
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGIF7CH60TS-L bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - STMicroelectronics

Back Button STGIF7CH60TS-L Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STGIF7CH60TS-L Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STGIF7CH60TS-L Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics STGIF7CH60TS-L Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics STGIF7CH60TS-L Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics STGIF7CH60TS-L Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics STGIF7CH60TS-L Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics STGIF7CH60TS-L Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics STGIF7CH60TS-L Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 25 page
background image
DocID026580 Rev 6
17/25
STGIF7CH60TS-L
Recommendations
25
Table 11. Recommended operating conditions
Symbol
Parameter
Test condition
Min
Typ
Max
Unit
VPN
Supply voltage
Applied between P-Nu, NV, Nw
300
400
V
VCC
Control supply voltage
Applied between VCC-GND
13.5
15
18
V
VBS
High side bias voltage
Applied between VBOOTi-OUTi
for i = U, V, W
13
18
V
tdead
Blanking time to prevent
Arm-short
For each input signal
1.0
µs
fPWM
PWM input signal
-40 °C < TC < 100 °C
-40 °C < Tj < 125 °C
20
kHz
TC
Case operation
temperature
100
°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com