| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SD4933MR bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SD4933MR bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 20 page ![]() VGS/GFS sorts SD4933MR 14/20 DocID023664 Rev 2 Marking VGS(min) VGS(max) GFS(min) GFS(max) D6 2.25 2.50 10 11 D7 2.25 2.50 11 12 D8 2.25 2.50 12 13 D9 2.25 2.50 13 14 E1 2.50 2.75 5 6 E2 2.50 2.75 6 7 E3 2.50 2.75 7 8 E4 2.50 2.75 8 9 E5 2.50 2.75 9 10 E6 2.50 2.75 10 11 E7 2.50 2.75 11 12 E8 2.50 2.75 12 13 E9 2.50 2.75 13 14 F1 2.75 3.00 5 6 F2 2.75 3.00 6 7 F3 2.75 3.00 7 8 F4 2.75 3.00 8 9 F5 2.75 3.00 9 10 F6 2.75 3.00 10 11 F7 2.75 3.00 11 12 F8 2.75 3.00 12 13 F9 2.75 3.00 13 14 G1 3.00 3.25 5 6 G2 3.00 3.25 6 7 G3 3.00 3.25 7 8 G4 3.00 3.25 8 9 G5 3.00 3.25 9 10 G6 3.00 3.25 10 11 G7 3.00 3.25 11 12 G8 3.00 3.25 12 13 G9 3.00 3.25 13 14 H1 3.25 3.50 5 6 H2 3.25 3.50 6 7 H3 3.25 3.50 7 8 H4 3.25 3.50 8 9 Table 9. VGS/GFS sorts (continued) |