công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RKJXU bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

tên linh kiện RKJXU
Giải thích chi tiết về linh kiện  Omnidirectional input device realizing a smooth operating feel
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALPS [ALPS ELECTRIC CO.,LTD.]
Trang chủ  http://www.alps.com
Logo ALPS - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

RKJXU bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

  RKJXU Datasheet HTML 1Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. RKJXU Datasheet HTML 2Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
441
ThumbPointer™ (Low-profile Flat Stick Controller)
RKJXU
Typical Specifications
Items
Specifications
Rated power
0.025W
Maximum operating voltage
5V DC
Operating travel
2  mm
Operating force
0.75±0.3N
Operating life
2,000,000 cycles
Number of packages(pcs.)
Export package measurements(mm)
1 case / Japan
1 case / export packing
2,000
2,000
360×540×230
Packing Specifications
Bulk
Product Line
Product No.
Lever return
mechanism
Center-push Total resistance 
(kΩ)
Resistance
taper
Minimum order unit(pcs.)
Japan
Export
RKJXU1210006
With
Without
5
B
2,000
2,000
Dimensions
Unit:mm
Style
Circuit Diagram
Omnidirectional input device realizing a smooth operating feel
+0.2
0
6.7
3.8
2.8
1
1.4
FPC thickness (0.06)
0.2
1.28
1.6
7.8
7.35
4.75
1.85
8.75
0.68
0.95
7.58
18.6
φ1.5 hole φ2 hole
2.5
1.8
R0.5
3.3
4
2-R0.5
2.5
4R0.2
max.
0.55
1.1
0.55
Y
Y
X
X
Y
(View from top )
100%
Y
0%
X
X
X output
0%
Be sure to connect
to ground
Y output
100%
NEW


Số phần tương tự - RKJXU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
RKJXU1210006 ETC-RKJXU1210006 Datasheet
144Kb / 4P
Product Change Notice
June 8, 2020
More results

Mô tả tương tự - RKJXU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADMP441 AD-ADMP441 Datasheet
357Kb / 16P
Omnidirectional Microphone
REV. A
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
RKJXY ALPS-RKJXY Datasheet
676Kb / 2P
Low-profile tilting stick controller with excellent operating feel
RS15H113CA05 ALPS-RS15H113CA05 Datasheet
986Kb / 8P
Compact total length of travel 15mm and improved operating feel
logo
List of Unclassifed Man...
DELTA-11 ETC2-DELTA-11 Datasheet
465Kb / 2P
Omnidirectional
logo
STMicroelectronics
MP23AB01DH STMICROELECTRONICS-MP23AB01DH Datasheet
278Kb / 12P
Omnidirectional sensitivity
17-Nov-2016
MP23AB02B STMICROELECTRONICS-MP23AB02B Datasheet
526Kb / 12P
Omnidirectional sensitivity
22-Sep-2014
STEVAL-MKI155V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-MKI155V1 Datasheet
208Kb / 4P
Omnidirectional sensitivity
13-Feb-2015
logo
OSRAM GmbH
GWT3LMF1.EM OSRAM-GWT3LMF1.EM Datasheet
1Mb / 18P
Omnidirectional retrofits
GWT3LPF1.EM OSRAM-GWT3LPF1.EM Datasheet
5Mb / 20P
Omnidirectional retrofits
logo
Omron Electronics LLC
GX-JC03 OMRON-GX-JC03 Datasheet
334Kb / 3P
Realizing flexible wiring solutions
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com