công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M95040-DWMN4TG bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M95040-DWMN4TG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive 4-Kbit serial SPI bus EEPROMs
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M95040-DWMN4TG bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - STMicroelectronics

Back Button M95040-DWMN4TG Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics M95040-DWMN4TG Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics M95040-DWMN4TG Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics M95040-DWMN4TG Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics M95040-DWMN4TG Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics M95040-DWMN4TG Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics M95040-DWMN4TG Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics M95040-DWMN4TG Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics M95040-DWMN4TG Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 41 page
background image
Package mechanical data
M95040-A125 M95040-A145
34/41
DocID024225 Rev 6
9
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com.
ECOPACK® is an ST trademark.
9.1
SO8N package information
Figure 21. SO8N – 8-lead plastic small outline, 150 mils body width, package outline
1. Drawing is not to scale.
Table 15. SO8N – 8-lead plastic small outline, 150 mils body width,
package mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
-
-
1.750
-
-
0.0689
A1
0.100
-
0.250
0.0039
-
0.0098
A2
1.250
-
-
0.0492
-
-
b
0.280
-
0.480
0.0110
-
0.0189
c
0.170
-
0.230
0.0067
-
0.0091
D
4.800
4.900
5.000
0.1890
0.1929
0.1969
E
5.800
6.000
6.200
0.2283
0.2362
0.2441
E1
3.800
3.900
4.000
0.1496
0.1535
0.1575
e
-
1.270
-
-
0.0500
-
h
0.250
-
0.500
0.0098
-
0.0197
k
0°
-
8°
0°
-
8°
L
0.400
-
1.270
0.0157
-
0.0500



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com