công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M95020-DWDW3TP bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M95020-DWDW3TP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive 2-Kbit serial SPI bus EEPROMs
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M95020-DWDW3TP bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - STMicroelectronics

Back Button M95020-DWDW3TP Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics M95020-DWDW3TP Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics M95020-DWDW3TP Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics M95020-DWDW3TP Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics M95020-DWDW3TP Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics M95020-DWDW3TP Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics M95020-DWDW3TP Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics M95020-DWDW3TP Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics M95020-DWDW3TP Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 41 page
background image
Package mechanical data
M95020-A125 M95020-A145
38/41
DocID025284 Rev 5
Table 17. WFPN8 (MLP8) – 8-lead, 2 x 3 mm, 0.5 mm pitch very very thin fine pitch
dual flat package mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
1. Values in inches are converted from mm and rounded to four decimal digits.
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
0.700
0.750
0.800
0.0276
0.0295
0.0315
A1
0.025
0.045
0.065
0.0010
0.0018
0.0026
b
0.200
0.250
0.300
0.0079
0.0098
0.0118
D
1.900
2.000
2.100
0.0748
0.0787
0.0827
E
2.900
3.000
3.100
0.1142
0.1181
0.1220
e
-
0.500
-
-
0.0197
-
L1
-
-
0.150
-
-
0.0059
L3
0.300
-
-
0.0118
-
-
D2
1.050
-
1.650
0.0413
-
0.0650
E2
1.050
-
1.450
0.0413
-
0.0571
K
0.400
-
-
0.0157
-
-
L
0.300
-
0.500
0.0118
-
0.0197
NX(2)
2. NX is the number of terminals.
8
ND(3)
3. ND is the number of terminals on “D” sides.
4
aaa
0.150
0.0059
bbb
0.100
0.0039
ccc
0.100
0.0039
ddd
0.050
0.0020
eee(4)
4. Applied for exposed die paddle and terminals. Exclude embedding part of exposed die paddle from mea-
suring.
0.080
0.0031



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com